công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCHBW150-24S3.3-RTF1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Wall Industries,Inc.

tên linh kiện DCHBW150-24S3.3-RTF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Up to 182 Watts Half-Brick DC/DC Converter Single Outputs
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALL [Wall Industries,Inc.]
Trang chủ  http://www.wallindustries.com
Logo WALL - Wall Industries,Inc.

DCHBW150-24S3.3-RTF1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Wall Industries,Inc.

Back Button DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 5Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 6Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 7Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 8Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 9Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 10Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 11Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 12Page - Wall Industries,Inc. DCHBW150-24S3.3-RTF1 Datasheet HTML 13Page - Wall Industries,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
Rev G
DCHBW150 SERIES
Up to 182 Watts
Half-Brick DC/DC Converter
Single Outputs
1/9/2018
Wall Industries, Inc. • 37 Industrial Drive, Exeter, NH 03833 • Tel: 603-778-2300 • Toll Free: 888-597-9255 •
Fax 603-778-9797
website: www.wallindustries.com • e-mail: sales@wallindustries.com
Page 11 of 13
SYNCHRONOUS PIN
Multiple modules can be synchronized together simply by connecting the module SYNC pins together.
Synchronous Circuits
Recommended Layouts
24V & 48V Nominal Input Models
Component
Value
Voltage
Reference
C1
220µF
100V
Nippon Chemi-Con KY Series
C2, C3
2.2µF
100V
1812 MLCC
110V Nominal Input Models
Component
Value
Voltage
Reference
C1
150µF
200V
Nippon Chemi-Con KXJ-Series
C2, C3
1µF
250V
1812 MLCC
•Care should be taken to ensure the ground potential differences between modules are minimized.
•All of the modules in this configuration will be synchronized to the highest frequency module.
•Up to three module can be synchronized using this technique.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com