| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSOX2MASK bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Keysight Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSOX2MASK bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Keysight Technologies |
|
9 / 23 page ![]() 기타 생산성 툴 (계속) Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어 (N8900A) 키사이트의 Infiniium Offline PC 기반 분석 오실로스코프 소프트웨어를 사용하면 스코프에서 멀리 떨어진 곳에서도 추가 신호 확인, 분석, 문서 작업을 수행할 수 있습니다. 스코프의 파형을 캡처하여 파일로 저장한 후 InfiniiView Offline으로 호출합니다. InfiniiView Offline은 여러 오실로스코프 제조업체의 일반적인 다양한 파형 형식들을 지원하며 다음과 같은 기능을 제공합니다. 스코프 및 대상 시스템에서 떨어진 곳에서 보면서 분석 탐색 – 데이터 기록의 어느 곳이든 팬/줌. 시간 단위 탐색 또는 북마크 사이 탐색 보기 – 최대 8개 파형 동시에 보기. 1, 2 또는 4개 그리드 (스택형, 단계별, 커스텀 레이아웃, 줌) 측정 – 50가지 이상의 자동화 측정 – 최대 20가지 측정 동시 보기 – 사용자 정의 가능한 결과 창(크기, 위치, 정보) – 동적 델타 값의 X 마커 및 Y 마커 분석 – FFT와 필터를 포함한 20가지 연산자 – 최대 4개의 독립/캐스케이드 방식 수학 함수 – 측정 히스토그램 보기 창 – 아날로그, 수학, 스펙트럼, 측정 결과 (동시, 탭, 도킹 해제) 문서 – 마우스 오른쪽 버튼 클릭해서 복사 – 최대 100개의 북마크 – 주석 표시 축 값 – 이동 시 동적 델타 값 업데이트를 포함한 마커 – 셋업과 모든 파형을 한번에 저장/로드 분석 업그레이드(옵션) – I2C/SPI, RS232/UART, CAN/ LIN/ FlexRay, SATA, 8B/10B, digRF v4, JTAG, MIPI D-Phy, SVID, 이더넷 10G KR, PCIe 1, 2, 3, USB 2, 3, HSIC를 위한 프로토콜 디코드 – 지터 분석 – 시리얼 데이터 분석 사용자에게 익숙한 스코프 컨트롤을 이용해 관심 이벤트를 빠르게 탐색하고 줌인 할 수 있습니다. 익숙하고 유용한 문서 생성을 위해 북마크 및 호출을 추가합니다. 9 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트 |