| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSOX3MASK bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Keysight Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSOX3MASK bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Keysight Technologies |
|
4 / 30 page ![]() 4 더욱 깊어진 메모리로 장시간 캡처 지원 최대 4 Mpts의 MegaZoom IV 딥 메모리로 길고 반복되지 않는 신호를 캡처하는 동시에 고속 샘플링 속도를 유지하여 관심 영역을 확대할 수 있습니다 . InfiniiVision X-시리즈는 MegaZoom IV 기술을 사용하여 딥 메모리 오실로스코프 측정을 최적화하며 , 샘플링 속도, 메모리 깊이, 파형 업데이트 속도에서 트레이드 오프 (trade-off)가 가장 효과적으로 이루어질 수 있도록 해줍니다 . 메모리가 깊으면 무조건 좋다고 생각할 수도 있지만 , 딥 메모리로 인한 트레이드 오프가 발생할 수 있습니다. 딥 메모리 파형을 수집하는 데 추가적인 파형 처리 시간이 요구되며 파형 업데이트 속도가 감소하게 됩니다 . 이러한 이유로, 대부분의 다른 스코프는 수동으로 메모리 깊이를 선택할 수 있게 하며 , 일반적으로 기본 메모리 깊이는 상대적으로 얕게 설정되어 있습니다 (10~100kpts). 이러한 다른 스코프에서 딥 메모리를 사용하고 싶다면 수동으로 메모리를 활성화해서 업데이트 속도와의 트레이드 오프를 처리해야 합니다 . 키사이트의 이점 구현 방식 MegaZoom IV 스마트 메모리 기술은 오실로스코프, 디지털 채널, 프로토콜 분석기 ,WaveGen 내장펑션발생기와DVM을컴팩트폼팩터에 통합했습니다 . 4세대 MegaZoom 기술은 반응성이 뛰어난 딥 메모리를 통해 업계에서 가장 빠른 파형 업데이트 속도를 구현합니다 . 빠른 업데이트 속도 문제를 확인할 수 없으면 해결도 매우 어렵습니다 . 업계에서 가장 빠른 초당 100만 파형의 업데이트 속도를 지원하는 InfiniiVision 3000 X-시리즈는 낮은 속도의 오실로스코프를 사용할 때는 수집할 수 없었던 랜덤 및 간헐적 이벤트를 수집할 수 있는 확률을 최대한으로 높여 줍니다 . 희귀한 metastable의 신호를 표시하는 3000 X-시리즈의 빠른 업데이트 속도 예산에 민감한 고객들을 위한 혁신적인 기술 : 보다 긴 시간 동안 더 많은 신호 세부사항을 확인 전체 그림을 놓치지 않으면서도 긴 시간 동안 캡처하는 4 M 딥메모리 4 | 키사이트 | IniniiVision 3000 X-시리즈 오실로스코프 – 데이터 시트 최대 크기의 디스플레이 최고의신호가시성을보장하는설계는최대디스플레이와함께시작됩니다 .8.5인치 WVGA 디스플레이가 장착된infiniivision 3000X-시리즈는 아날로그 , 디지털 및 시리얼 신호를 쉽게 볼 수 있습니다. |