công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4968-1L bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4968-1L
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0 V to 32 V operating supply voltage
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4968-1L bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4968-1L Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 20Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG TLE4968-1L Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 26 page
background image
TLE4968-1L
Package Information
Data Sheet
18
Revision 1.0, 2011-07-18
4.2
PG-SSO-3-2 Distance between Chip and Package
Figure 4-2
Distance between Chip and Package
4.3
Package Marking
Figure 4-3
Marking of TLE4968-1L
PG-SSO-3-2 : 0.57
d : Distance chip to upper side of IC
mm
±0.08
Hall-Probe
Branded Side
d
Year (y) = 0...9
Calendar Week (ww) = 01...52



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com