công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP3410B bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Micronas

tên linh kiện MSP3410B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multistandard Sound Processor
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRONAS [Micronas]
Trang chủ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MSP3410B bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Micronas

Back Button MSP3410B Datasheet HTML 39Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 40Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 41Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 42Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 43Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 44Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 45Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 46Page - Micronas MSP3410B Datasheet HTML 47Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 68 page
background image
PRELIMINARY DATA SHEET
MSP 3410 B
43
ITT Semiconductors
Unit
Max.
Nom.
Min.
Pin Name
Parameter
Symbol
I2S-Bus Recommendations
VI2SIL
I2S-Data Input Low Voltage
I2S_DA_IN
0.6
V
II2SIL
I2S-Data Input Low Current
0.9
1.7
3.2
mA
VI2STRIG
I2S-Data Input Trigger Voltage
0.8
1.2
V
tI2S1
I2S-Data Input Setup Time
before Rising Edge of Clock
I2S_DA_IN,
I2S_CL
20
ns
tI2S2
I2S-Data Input Hold Time
after Falling Edge of Clock
0
ns
VI2SIDL
I2S-Input Low Voltage when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
I2S_CL,
I2S_WS
0.8
V
VI2SIDH
I2S-Input High Voltage when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
2.4
V
fI2SCL
I2S-Clock Input Frequency when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
I2S_CL
1.024
MHz
RI2SCL
I2S-Clock Input Ratio when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
0.9
1.1
MHz
fI2SWS
I2S-Wordstrobe Input Frequency
when MSP 3410 B in
I2S-Slave-Mode
I2S_WS
32.0
kHz
tI2SWS1
I2S-Wordstrobe Input Setup Time
before Rising Edge of Clock when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
I2S_WS,
I2S_CL
60
ns
tI2SWS2
I2S-Wordstrobe Input Hold Time
after Falling Edge of Clock when
MSP 3410 B in I2S-Slave-Mode
0
ns
VSBUSIL
SBUS-Data Input Low Voltage
S_DA_IN
0.6
V
ISBUSIL
SBUS-Data Input Low Current
0.9
1.7
3.2
mA
VSBUSTRIG
SBUS-Data Input Trigger Voltage
0.8
1.2
V
tSBUS1
SBUS-Data Input Setup Time
before Rising Edge of Clock
S_DA_IN,
S_CL
10
ns
tSBUS2
SBUS-Data Input Hold Time
after Falling Edge of Clock
0
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com