công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSTA56Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện MMSTA56Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

MMSTA56Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  MMSTA56Q Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated MMSTA56Q Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated MMSTA56Q Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated MMSTA56Q Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated MMSTA56Q Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MMSTA56Q
Document number: DS39258 Rev. 1 - 2
3 of 5
www.diodes.com
November 2016
© Diodes Incorporated
MMSTA56Q
Electrical Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 8)
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
-80
V
IC = -100µA
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
-80
V
IC = -1mA
Emitter-Base Breakdown Voltage
BVEBO
-4
V
IE = -100µA
Collector Base Cutoff Current
ICBO
-100
nA
VCB = -80V, TA = +125°C
Collector Cutoff Current
ICEX
-100
nA
VCE = -80V
ON CHARACTERISTICS (Note 8)
DC Current Gain
hFE
100

IC = -10mA, VCE = -1.0V
IC = -100mA, VCE = -1.0V
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
-0.25
V
IC = -100mA, IB = -10mA
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)

-1.2
V
IC = -100mA, VCE = -1.0V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Current Gain-Bandwidth Product
fT
50
MHz
VCE = -1.0V, IC = -100mA,
f = 100MHz
Note:
8.
Measured under pulsed conditions. Pulse width ≤ 300µs. Duty cycle ≤ 2%.
Typical Electrical Characteristics (@TA = +25°C, unless otherwise specified.)
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
1
10
100
1,000
I , COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 2, Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current
C
I
I
C
B
= 10
T = -50°C
A
T = 25°C
A
T = 150°C
A
10
1,000
100
1
10
1,000
100
I , COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 3, DC Current Gain vs. Collector Current
C
T = -50°C
A
T = 25°C
A
T = 150°C
A
V
= 5V
CE
1
0.1
0.1
10
100
I , COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 4 Base Emitter Voltage vs. Collector Current
C
0.2
0.3
0.4
0.6
0.5
0.8
0.7
0.9
1.0
V
= 5V
CE
T = 25°C
A
T = -50°C
A
T = 150°C
A
1
10
100
1
10
100
I , COLLECTOR CURRENT (mA)
Fig. 5 Gain Bandwidth Product vs. Collector Current
C
V
= 5V
CE



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com