công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CLU029-1203C8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện CLU029-1203C8
Giải thích chi tiết về linh kiện  CITIZEN ELECTRONICS is the first COB manufacture
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CITIZEN [CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://ce.citizen.co.jp/e/index.html
Logo CITIZEN - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

CLU029-1203C8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button CLU029-1203C8 Datasheet HTML 5Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 6Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 7Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 8Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 9Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 10Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 11Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 12Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. CLU029-1203C8 Datasheet HTML 13Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Ref.CE-0133P-201801
-40 C × 30 minutes – 100 C × 30 minutes, 100 cycle
85 C, 85 %RH for 500 hours
Thermal Shock Test
Continuous Operation Test
High Temperature Storage Test
Low Temperature Storage Test
Moisture-proof Test
IF=360mA , Tj=165C (with Al-fin) ×1000hrs
Test Item
100 C × 1000 hours
-40 C × 1000 hours
Test Condition
IF=360mA , Ta= 25C (with Al-fin) ×1000hrs
5. Reliability
5-1. Reliability Test
5-2. Failure Criteria
9
( Tc=25C )
U defines the upper limit of the specified characteristics. S defines the initial value.
Note : Measurement shall be taken between 2 hours and 24 hours, and the test pieces should be
return to the normal ambient conditions after the completion of each test.
Total Luminous Flux
Φv
If=360mA
<S × 0.85
Measuring Item
Symbol
Measuring Condition
Failure Criteria
Forward Voltage
Vf
If=360mA
>U × 1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com