công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECS-200-20-30BQ-RDM-TR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ECS, Inc.

tên linh kiện ECS-200-20-30BQ-RDM-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  The ECX-53BQ is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ECS [ECS, Inc.]
Trang chủ  http://www.ecsxtal.com
Logo ECS - ECS, Inc.

ECS-200-20-30BQ-RDM-TR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ECS, Inc.

  ECS-200-20-30BQ-RDM-TR Datasheet HTML 1Page - ECS, Inc. ECS-200-20-30BQ-RDM-TR Datasheet HTML 2Page - ECS, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
15351 West 109
th Street | Lenexa, KS 66219 | Phone: 913.782.7787 | Fax: 913.782.6991 | www.ecsxtal.com
PARAMETERS
CONDITIONS
ECX-53BQ
UNITS
MIN
TYP
MAX
Frequency
10.000
40.000
MHz
Mode of Oscillation
Fundamental
Frequency Tolerance*
@ +25°C
± 30
ppm
Frequency Stability*
-40 ~ +125°C
(DS Option)
± 100
ppm
Shunt Capacitance
Co
7
pF
Load Capacitance
Specify in P/N
10
20
Series
pF
Drive Level
DL
100
μW
Operating Temperature*
Topr
(DS Option)
-40
+125
°C
Storage Temperature
Tstg
-55
+125
°C
Aging (First Year)
@ +25°C ±3°C
±5
ppm
ECS - FREQUENCY ABBREVIATION
LOAD
CAPACITANCE
PACKAGE
AVAILABLE OPTIONS
Tolerance
Stability
Temp Range
PACKAGING
Frequency (MHz)
ESR Ω Max.
10.000 ~ 15.999
80
16.000 ~ 19.999
50
20.000 ~ 23.999
40
24.000 ~ 40.000
30
Pad Connections
1
In/Out
2
Gnd
3
Out/In
4
Gnd
OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
The ECX-53BQ is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm
footprint. AEC-Q200 Qualified.
ECX-53BQ
SMD CRYSTAL
ECX-53BQ SMD CRYSTAL
 Compact and low profile
 Extended Temp. Range Option
 RoHS Compliant
 AEC-Q200 Qualified
DIMENSIONS (mm)
PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-30BQ-DU-TR
Figure 1) Top, Side, and Bottom
Crystal is symmetrical, pad 1 & 3 are interchangeable.
Chamfer on the bottom pad has no electrical
significance.
200 = 20.000 MHz
See P/N Guide
20 = 20 pF
S = Series
30BQ =
ECX-53BQ
Blank = Std
A = ± 25 ppm
J = ± 20 ppm
R = ± 15 ppm
C = ± 10 ppm
TR =
Tape
& Reel
1K/Reel
Rev.2017
ECS
* Specify available options in P/N.
† Contact ECS for availability over extended temp range.
Blank= Std
D= ±100 ppm
E = ± 50 ppm
G = ± 30 ppm
H = ± 25 ppm
T = ± 20 ppm †
W = ±15 ppm †
K = ± 10 ppm †
Blank= Std
L = -10 ~ +70°C
M = -20 ~ +70°C
Y = -30 ~ +85°C
N = -40 ~ +85°C
P = -40 ~ +105°C
S = -40 ~ +125°C
U = -55 ~ +125°C
Figure 2) Suggested land
pattern
Request a Sample


Số phần tương tự - ECS-200-20-30BQ-RDM-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ECS, Inc.
ECS-200-20-30BQ-DU-TR ECS-ECS-200-20-30BQ-DU-TR Datasheet
618Kb / 2P
SMD QUARTZ CRYSTAL
More results

Mô tả tương tự - ECS-200-20-30BQ-RDM-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ECS, Inc.
ECX-53R ECS-ECX-53R Datasheet
155Kb / 1P
The ECX-53B is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm footprint. This package is ideal for todays compact wireless wireless
ECX-64A ECS-ECX-64A_17 Datasheet
575Kb / 2P
The ECX-64A is a miniature SMD Crystal with a 6 x 3.5 mm 2 pad footprint
ECX-33Q ECS-ECX-33Q_18 Datasheet
578Kb / 2P
The ECX-33Q is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 2.5 mm footprint
ECX-53 ECS-ECX-53_17 Datasheet
546Kb / 2P
The ECX-53 is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm footprint
ECX-2236Q ECS-ECX-2236Q_17 Datasheet
616Kb / 2P
The ECX-2236Q is a miniature SMD Crystal with a 2.5 x 2.0 mm footprint
ECX-42 ECS-ECX-42_17 Datasheet
540Kb / 2P
The miniature ECX-42 is a compact SMD Crystal
ECX-53B ECS-ECX-53B_17 Datasheet
571Kb / 2P
The ECX-53B is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm footprint
ECX-64 ECS-ECX-64_17 Datasheet
545Kb / 2P
The ECX-64 is a miniature SMD Crystal with a 6 x 3.5 mm 4 pad footprint
ECX-1637Q ECS-ECX-1637Q_17 Datasheet
584Kb / 2P
The ECX-1637Q is a miniature SMD Crystal with a 2.0 x 1.6 mm footprint
ECX-2236 ECS-ECX-2236_17 Datasheet
632Kb / 2P
The miniature ECX-2236 is a compact SMD Crystal
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com