công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECS-480-7-48B-RHM-TR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ECS, Inc.

tên linh kiện ECS-480-7-48B-RHM-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  The ultra-minature ECX-1048B is a our smallest compact Crystal
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ECS [ECS, Inc.]
Trang chủ  http://www.ecsxtal.com
Logo ECS - ECS, Inc.

ECS-480-7-48B-RHM-TR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ECS, Inc.

  ECS-480-7-48B-RHM-TR Datasheet HTML 1Page - ECS, Inc. ECS-480-7-48B-RHM-TR Datasheet HTML 2Page - ECS, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
15351 West 109
th Street | Lenexa, KS 66219 | Phone: 913.782.7787 | Fax: 913.782.6991 | www.ecsxtal.com
PARAMETERS
CONDITIONS
ECX-1048B
UNITS
MIN
TYP
MAX
Frequency
32.000
80.000
MHz
Frequency Tolerance
@ +25°C (R)
± 15
ppm
Frequency Stability
-40 ~ +85°C (TN)
± 20
ppm
Equivalent Series
Resistance (ESR)
32 ~ 33.0 MHz
100
Ω
33.1 ~ 37.0 MHz
80
Ω
37.1 ~ 80.0 MHz
60
Ω
Shunt Capacitance
Co
2
pF
Load Capacitance
Specify in P/N
7
pF
Drive Level
DL
10
100
μW
Operating Temperature
Topr
-40
+85
°C
Storage Temperature
Tstg
-40
+105
°C
Aging (First Year)
@ +25°C ±3°C
±2
ppm
ECS - FREQUENCY ABBREVIATION
LOAD
CAPACITANCE
PACKAGE
CUSTOM OPTIOND
Tolerance
* Stability
Temp Range
PACKAGING
PAD CONNECTIONS
1
In/Out
2
Gnd & Lid
3
Out/In
4
NC
OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
The ultra-minature ECX-1048B is a our smallest compact Crystal.
The 1.2 x 1.0 x 0.33 mm ceramic package is ideal for today’s
SMD manufacturing environment.
ECX-1048B
SMD CRYSTAL
ECX-1048B SMD CRYSTAL
 Low Profile
 1.2 x 1.0 mm Footprint
 Extended Temp. Range
 RoHS Compliant
 IOT/Wearable Applications
DIMENSIONS (mm)
PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-480-10-48B-RTN-TR
Figure 2) Suggested Land Pattern
Figure 1) Top, Side, and Bottom views
480 = 48.000 MHz
See P/N Guide
7 = 7 pF
* Other CL’s
available
-48B =
ECX-1048B
A = ± 25 ppm
J = ± 20 ppm
R = ± 15 ppm
C = ± 10 ppm
TR =
Tape
& Reel
5K/Reel
Rev.2017
ECS
*Contact ECS for availability
E = ± 50 ppm
G = ± 30 ppm
H = ± 25 ppm
T = ± 20 ppm
W = ± 15 ppm
K = ± 10 ppm
M = -20 ~ +70°C
Y = -30 ~ +85°C
N = -40 ~ +85°C
Request a Sample


Số phần tương tự - ECS-480-7-48B-RHM-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ECS, Inc.
ECS-480-10-48B-AEM-TR ECS-ECS-480-10-48B-AEM-TR Datasheet
439Kb / 2P
SMD CRYSTAL
Rev.2021
ECS-480-10-48B-AEM-TR5 ECS-ECS-480-10-48B-AEM-TR5 Datasheet
439Kb / 2P
SMD CRYSTAL
Rev.2021
ECS-480-10-48B-AEN-TR ECS-ECS-480-10-48B-AEN-TR Datasheet
439Kb / 2P
SMD CRYSTAL
Rev.2021
ECS-480-10-48B-AEN-TR5 ECS-ECS-480-10-48B-AEN-TR5 Datasheet
439Kb / 2P
SMD CRYSTAL
Rev.2021
ECS-480-10-48B-AEY-TR ECS-ECS-480-10-48B-AEY-TR Datasheet
439Kb / 2P
SMD CRYSTAL
Rev.2021
More results

Mô tả tương tự - ECS-480-7-48B-RHM-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ECS, Inc.
ECX-12 ECS-ECX-12_17 Datasheet
589Kb / 2P
The ultra-minature ECX-12 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-1048 ECS-ECX-1048 Datasheet
646Kb / 2P
The ultra-minature ECX-1048 is a our smallest compact Crystal
ECX-.327-CDX-1293 ECS-ECX-.327-CDX-1293 Datasheet
588Kb / 2P
The ultra-minature ECX-.327-CDX-1293 is a very compact SMD
ECX-33QZ ECS-ECX-33QZ Datasheet
568Kb / 2P
The ultra-minature rugged ECX-33QZ compact SMD Crystal
ECX-71 ECS-ECX-71_17 Datasheet
555Kb / 2P
The minature ECX-71 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-1210 ECS-ECX-1210 Datasheet
642Kb / 2P
The ultra-minature ECX-1210 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-12L ECS-ECX-12L_17 Datasheet
592Kb / 2P
The ultra-minature ECX-12L is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-12R ECS-ECX-12R Datasheet
621Kb / 2P
The ultra-minature ECX-12R is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-16 ECS-ECX-16_17 Datasheet
633Kb / 2P
The minature ECX-16 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal
ECX-53BQZ ECS-ECX-53BQZ Datasheet
601Kb / 2P
The ultra-minature rugged ECX-53BQZ compact SMD Crystal
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com