công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30KP84A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 30KP84A
Giải thích chi tiết về linh kiện  30000 Watts Transient Voltage Suppressor 28 to 288 Volt
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

30KP84A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  30KP84A Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 30KP84A Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 30KP84A Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components 30KP84A Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
30KP28(C)(A)~288(C)(A)
www.mccsemi.com
2 of
4
Revision: E
2015/12/30
REVERSE
STAND- OFF
VOLTAGE
VRWM(V)
BREAKDOWN
VOLTAGE VBR(V)
MIN. @IT
BREAKDOWN
VOLTAGE VBR(V)
MAX. @IT
TEST
CURRENT
IT (mA)
PEAK
PULSE
CURRENT
Ipp (A)
REVERSE
LEAKAGE
@ VRWM
IR(
µA)
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE@IPP
Vc(V)
UNI-POLAR
BI-POLAR
30KP28A
30KP28CA
28
31.28
34.24
50
606
5000
50
30KP30A
30KP30CA
30
33.51
36.69
50
548.9
5000
55.2
30KP33A
30KP33CA
33
36.9
40.4
50
517.9
5000
58.5
30KP36A
30KP36CA
36
40.2
44
50
490.3
5000
61.8
30KP39A
30KP39CA
39
43.6
47.7
20
450.9
2000
67.2
30KP42A
30KP42CA
42
46.9
51.4
10
420.8
1000
72
30KP43A
30KP43CA
43
48
52.6
10
415.1
1000
73
30KP45A
30KP45CA
45
50.3
55
5
391.5
250
77.4
30KP48A
30KP48CA
48
53.6
58.7
5
371.3
150
81.6
30KP51A
30KP51CA
51
57
62.4
5
350.7
50
86.4
30KP54A
30KP54CA
54
60.3
66
5
331.5
20
91.4
30KP58A
30KP58CA
58
64.8
70.9
5
327.9
20
92.4
30KP60A
30KP60CA
60
67
73.4
5
297.1
15
102
30KP64A
30KP64CA
64
71.5
78.3
5
291.3
10
104
30KP66A
30KP66CA
66
73.7
80.7
5
283.2
10
107
30KP70A
30KP70CA
70
78.2
85.6
5
278
10
109
30KP71A
30KP71CA
71
79.3
86.8
5
271.7
10
111.5
30KP72A
30KP72CA
72
80.4
88.1
5
265.8
10
114
30KP75A
30KP75CA
75
83.8
91.7
5
253.8
10
119.4
30KP78A
30KP78CA
78
87.1
95.4
5
234.9
10
129
30KP84A
30KP84CA
84
93.8
102.7
5
217.7
10
139.2
30KP90A
30KP90CA
90
100.5
110.1
5
207
10
146.4
30KP96A
30KP96CA
96
107.2
117.4
5
194.2
10
156
30KP102A
30KP102CA
102
113.9
124.7
5
183
10
165.6
30KP108A
30KP108CA
108
120.6
132.1
5
172.9
10
175.2
30KP120A
30KP120CA
120
134
146.8
5
155.9
10
194.4
30KP132A
30KP132CA
132
147.4
161.4
5
142.3
10
213
30KP144A
30KP144CA
144
160.8
176.1
5
135.8
10
223.2
30KP150A
30KP150CA
150
167.6
183.5
5
129.8
10
233.4
30KP156A
30KP156CA
156
174.3
190.8
5
123.7
10
245
30KP160A
30KP160CA
160
178.7
195.7
5
120
10
252.6
30KP168A
30KP168CA
168
187.7
205.5
5
111.2
10
272.4
30KP170A
30KP170CA
170
189.9
207.9
5
110.2
10
275
30KP180A
30KP180CA
180
201.1
220.1
5
104.3
10
290.4
30KP198A
30KP198CA
198
221.2
242.2
5
94.7
10
319.8
30KP216A
30KP216CA
216
241.3
264.2
5
86.9
10
348.6
30KP240A
30KP240CA
240
268.1
293.5
5
78.3
10
387
30KP258A
30KP258CA
258
288.2
315.5
5
72.8
10
416.4
30KP260A
30KP260CA
260
290.4
318
5
72.8
10
416
30KP270A
30KP270CA
270
301.6
330.2
5
69.5
10
436.2
30KP280A
30KP280CA
280
312.8
342.4
5
65.3
10
464
30KP288A
30KP288CA
288
321.7
352.2
5
64.5
10
469.9
For bidirectional type having Vrwm of 60 volts and less, the IR limit is double.
For parts without A , the VBR is + 10%
PART NUMBER
Micro Commercial Components
M C C
TM



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com