công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI74FCT163374 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI74FCT163374
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast CMOS 3.3V 16-Bit Register (3-State)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI74FCT163374 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI74FCT163374 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT163374 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT163374 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT163374 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT163374 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
PI74FCT163374
3.3V 16-BIT REGISTER (3-STATE)
PS2056B
01/18/99
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Inputs(1)
Outputs(1)
Function
xDx
xCLK
xOE
xOx
High-Z
X
L
H
Z
XHH
Z
Load
L
L
L
Register
H
L
H
LH
Z
HH
Z
1
OE
1
1
O0
2
1
O1
3
GND
4
1
O2
5
1
O3
6
VCC
7
1
O4
8
1
O5
9
GND
10
1
O6
11
1
O7
12
2
O0
13
2
O1
14
GND
15
2
O2
16
2
O3
17
VCC
18
2
O4
19
2
O5
20
GND
21
2
O6
22
2
O7
23
2
OE
24
1
CLK
48
1
D0
47
1
D1
46
GND
45
1
D2
44
1
D3
43
VCC
42
1
D4
41
1
D5
40
GND
39
1
D6
38
1
D7
37
2
D0
36
2
D1
35
GND
34
2
D2
33
2
D3
32
VCC
31
2
D4
30
2
D5
29
GND
28
2
D6
27
2
D7
26
2
CLK
25
Product Pin Description
Pin Name
Description
xOE
3-State Output Enable Inputs (Active LOW)
xCLK
Clock Inputs
xDx
Data Inputs
xOx
3-State Outputs
GND
Ground
VCC
Power
Truth Table
48-PIN
V48
A48
K48
Product Pin Configuration
Note:
1. H = High Voltage Level, X = Don’t Care,
L = Low Voltage Level, Z = High Impedance
Note:
1. This parameter is determined by device characterization but is not production tested.
Capacitance (TA = 25°C, f = 1 MHz)
Parameters
(1)
Description
Test Conditions
Typ
Max.
Units
CIN
Input Capacitance
VIN = 0 V
4.5
6
pF
COUT
Output Capacitance
VOUT = 0 V
5.5
8
pF



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com