| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEAQ9WM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAQ9WM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-09-15 2 Discontinued LE A Q9WM Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] LE A Q9WM-HYJY-1 33 ... 61 Q65111A1647 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A Q9WM-HYJY-1 means that only one group HY, HZ, JX, JY will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A Q9WM-HYJY-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HY, HZ, JX, JY enhalten ist. |