công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTY1R4N120PHV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXTY1R4N120PHV
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTY1R4N120PHV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXTY1R4N120PHV Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120PHV Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120PHV Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120PHV Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120PHV Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXTY1R4N120PHV
IXTA1R4N120P
IXTY1R4N120P
IXTP1R4N120P
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered
4,835,592
4,931,844
5,049,961
5,237,481
6,162,665
6,404,065B1
6,683,344
6,727,585
7,005,734B2
7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,860,072
5,017,508
5,063,307
5,381,025
6,259,123B1
6,534,343
6,710,405B2
6,759,692
7,063,975B2
4,881,106
5,034,796
5,187,117
5,486,715
6,306,728B1
6,583,505
6,710,463
6,771,478B2 7,071,537
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C, Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max
g
fs
V
DS = 20V, ID = 0.5 • ID25, Note 1
0.8
1.3
S
C
iss
666
pF
C
oss
V
GS = 0V, VDS = 25V, f = 1MHz
36
pF
C
rss
7.6
pF
Q
g(on)
24.8
nC
Q
gs
V
GS = 10V, VDS = 0.5 • VDSS, ID = 0.5 • ID25
4.4
nC
Q
gd
12.8
nC
t
d(on)
25
ns
t
r
27
ns
t
d(off)
78
ns
t
f
29
ns
R
thJC
1.45
C/W
R
thCS
TO-220
0.50
C/W
Resistive Switching Times
V
GS = 10V, VDS = 0.5 • VDSS, ID = 0.5 • ID25
R
G = 25 (External)
Source-Drain Diode
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C, Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max
I
S
V
GS = 0V
1.4
A
I
SM
Repetitive, Pulse Width Limited by T
JM
4.2
A
V
SD
I
F = IS, VGS = 0V, Note 1
1.5
V
t
rr
900
ns
I
F = 1.4A, -di/dt = 100A/μs, VR = 100V
Notes: 1. Pulse test, t  300s, duty cycle, d  2%.
2. On through-hole packages, R
DS(on) Kelvin test contact
location must be 5mm or less from the package body.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com