công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X4285AM bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Xicor Inc.

tên linh kiện X4285AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  CPU Supervisor with 128K EEPROM
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XICOR [Xicor Inc.]
Trang chủ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X4285AM bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Xicor Inc.

Back Button X4285AM Datasheet HTML 14Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 15Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 16Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 17Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 18Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 19Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 20Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 21Page - Xicor Inc. X4285AM Datasheet HTML 22Page - Xicor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
X4283/85 – Preliminary Information
Characteristics subject to change without notice.
20 of 22
REV 1.17 11/27/00
www.xicor.com
PACKAGING INFORMATION
NOTE: ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS)
8-Lead Plastic, TSSOP, Package Type V
See Detail “A”
.031 (.80)
.041 (1.05)
.169 (4.3)
.177 (4.5)
.252 (6.4) BSC
.025 (.65) BSC
.114 (2.9)
.122 (3.1)
.002 (.05)
.006 (.15)
.047 (1.20)
.0075 (.19)
.0118 (.30)
0° – 8°
.010 (.25)
.019 (.50)
.029 (.75)
Gage Plane
Seating Plane
Detail A (20X)
(4.16) (7.72)
(1.78)
(0.42)
(0.65)
All Measurements Are Typical



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com