công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRLD024 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện IRLD024
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRLD024 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  IRLD024 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix IRLD024 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Document Number: 91308
www.vishay.com
S10-2465-Rev. C, 08-Nov-10
3
IRLD024, SiHLD024
Vishay Siliconix
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Fig. 1 - Typical Output Characteristics, TA = 25 °C
Fig. 2 - Typical Output Characteristics, TA = 175 °C
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
20 µs PULSE WIDTH
TA = 25 °C
20 µs PULSE WIDTH
TA = 175 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com