công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12CE673-10I/JM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12CE673-10I/JM
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Pin, 8-Bit CMOS Microcontroller with A/D Converter
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12CE673-10I/JM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology PIC12CE673-10I/JM Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 129 page
background image
PIC12C67X
DS30561B-page 4
© 1999 Microchip Technology Inc.
TABLE 1-1:
PIC12C67X & PIC12CE67X FAMILY OF DEVICES
PIC12C671
PIC12LC671
PIC12C672
PIC12LC672 PIC12CE673 PIC12LCE673 PIC12CE674 PIC12LCE674
Clock
Maximum
Frequency
of Operation
(MHz)
10
10
10
10
10
10
10
10
Memory
EPROM
Program
Memory
1024 x 14
1024 x 14
2048 x 14
2048 x 14
1024 x 14
1024 x 14
2048 x 14
2048 x 14
RAM Data
Memory
(bytes)
128
128
128
128
128
128
128
128
Peripherals
EEPROM
Data Memory
(bytes)
——
—
—
16
16
16
16
Timer
Module(s)
TMR0
TMR0
TMR0
TMR0
TMR0
TMR0
TMR0
TMR0
A/D Con-
verter (8-bit)
Channels
44
4
4
44
4
4
Features
Wake-up
from SLEEP
on pin
change
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Interrupt
Sources
44
4
4
44
4
4
I/O Pins
5
5
5
5
5
5
5
5
Input Pins
1
1
1
1
1
1
1
1
Internal
Pull-ups
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
In-Circuit
Serial
Programming
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Number of
Instructions
35
35
35
35
35
35
35
35
Voltage
Range (Volts)
3.0V - 5.5V
2.5V - 5.5V
3.0V - 5.5V
2.5V - 5.5V
3.0V - 5.5V
2.5V - 5.5V
3.0V - 5.5V
2.5V - 5.5V
Packages
8-pin DIP,
JW, SOIC
8-pin DIP,
JW, SOIC
8-pin DIP,
JW, SOIC
8-pin DIP,
JW, SOIC
8-pin DIP,
JW
8-pin DIP,
JW
8-pin DIP,
JW
8-pin DIP,
JW
All PIC12C67X devices have Power-on Reset, selectable Watchdog Timer, selectable code protect and high I/O current capability.
All PIC12C67X devices use serial programming with data pin GP0 and clock pin GP1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com