công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12CE673-10/P bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12CE673-10/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Pin, 8-Bit CMOS Microcontroller with A/D Converter
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12CE673-10/P bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - Microchip Technology

Back Button PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 116Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 117Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 118Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 119Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 120Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 121Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 122Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 129 page
background image
PIC12C67X
DS30561B-page 118
© 1999 Microchip Technology Inc.
8-Lead Ceramic Side Brazed Dual In-line with Window (JW) – 300 mil
7.11
6.86
6.60
.280
.270
.260
U
Lid Width
11.68
11.43
11.18
.460
.450
.440
T
Lid Length
4.34
4.22
4.09
.171
.166
.161
W
Window Diameter
8.23
7.87
7.52
.324
.310
.296
eB
Overall Row Spacing
0.51
0.46
0.41
.020
.018
.016
B
Lower Lead Width
1.52
1.40
1.27
.060
.055
.050
B1
Upper Lead Width
0.30
0.25
0.20
.012
.010
.008
c
Lead Thickness
3.81
3.56
3.30
.150
.140
.130
L
Tip to Seating Plane
13.46
13.21
12.95
.530
.520
.510
D
Overall Length
7.62
7.37
7.11
.300
.290
.280
E1
Package Width
1.14
0.89
0.64
.045
.035
.025
A1
Standoff
3.63
3.12
2.62
.143
.123
.103
A2
Top of Body to Seating Plane
4.70
4.19
3.68
.185
.165
.145
A
Top to Seating Plane
2.54
.100
p
Pitch
8
8
n
Number of Pins
MAX
NOM
MIN
MAX
NOM
MIN
Dimension Limits
MILLIMETERS
INCHES*
Units
2
1
D
n
T
E1
U
W
c
eB
L
A2
B
B1
A
A1
p
*Controlling Parameter
JEDC Equivalent: MS-015
Drawing No. C04-083



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com