công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC12CE673-10/P bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC12CE673-10/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Pin, 8-Bit CMOS Microcontroller with A/D Converter
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC12CE673-10/P bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Microchip Technology

Back Button PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology PIC12CE673-10/P Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 129 page
background image
PIC12C67X
DS30561B-page 20
© 1999 Microchip Technology Inc.
4.2.2.6
PCON REGISTER
The Power Control (PCON) Register contains a flag bit
to allow differentiation between a Power-on Reset
(POR), an external MCLR Reset and a WDT Reset.
REGISTER 4-6:
PCON REGISTER (ADDRESS 8Eh)
U-0
U-0
U-0
U-0
U-0
U-0
R/W-0
U-0
—
—
—
—
—
—POR
—
R
= Readable bit
W = Writable bit
U
= Unimplemented bit,
read as ‘0’
- n = Value at POR reset
bit7
bit0
bit 7-2:
Unimplemented: Read as ’0’
bit 1:
POR: Power-on Reset Status bit
1
= No Power-on Reset occurred
0
= A Power-on Reset occurred (must be set in software after a Power-on Reset occurs)
bit 0:
Unimplemented: Read as ’0’



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com