công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NID9N05CL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NID9N05CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NID9N05CL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  NID9N05CL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
NID9N05CL
http://onsemi.com
2
MOSFET ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Drain−to−Source Breakdown Voltage (Note 3)
(VGS = 0 V, ID = 1.0 mA, TJ = 25°C)
(VGS = 0 V, ID = 1.0 mA, TJ = −40°C to 125°C)
Temperature Coefficient (Negative)
V(BR)DSS
52
50.8
−
55
54
−10
59
59.5
−
V
V
mV/
°C
Zero Gate Voltage Drain Current
(VDS = 40 V, VGS = 0 V)
(VDS = 40 V, VGS = 0 V, TJ = 125°C)
IDSS
−
−
−
−
10
25
mA
Gate−Body Leakage Current
(VGS = ±8 V, VDS = 0 V)
(VGS = ±14 V, VDS = 0 V)
IGSS
−
−
−
±22
±10
−
mA
ON CHARACTERISTICS (Note 3)
Gate Threshold Voltage (Note 3)
(VDS = VGS, ID = 100 mA)
Threshold Temperature Coefficient (Negative)
VGS(th)
1.3
−
1.75
−4.5
2.5
−
V
mV/
°C
Static Drain−to−Source On−Resistance (Note 3)
(VGS = 4.0 V, ID = 1.5 A)
(VGS = 3.5 V, ID = 0.6 A)
(VGS = 3.0 V, ID = 0.2 A)
(VGS = 12 V, ID = 9.0 A)
(VGS = 12 V, ID = 12 A)
RDS(on)
−
−
−
70
67
153
175
−
90
95
181
364
1210
−
−
mW
Forward Transconductance (Note 3) (VDS = 15 V, ID = 9.0 A)
gFS
−
24
−
Mhos
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Input Capacitance
Ciss
−
155
250
pF
Output Capacitance
(VDS = 40 V, VGS = 0 V,
f = 10 kHz)
Coss
−
60
100
Transfer Capacitance
f = 10 kHz)
Crss
−
25
40
Input Capacitance
Ciss
−
175
−
pF
Output Capacitance
(VDS = 25 V, VGS = 0 V,
f = 10 kHz)
Coss
−
70
−
Transfer Capacitance
f = 10 kHz)
Crss
−
30
−
3. Pulse Test: Pulse Width
≤ 300 ms, Duty Cycle ≤ 2%.
4. Switching characteristics are independent of operating junction temperatures.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com