| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LOL296 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LOL296 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.0 (Replacement in due course) LO L296 2012-10-01 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] P1 45 56 202 P2 56 71 254 Q1 71 90 322 Q2 90 112 404 R1 112 140 504 R2 140 180 640 S1 180 224 808 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group orange Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 600 603 3 603 606 4 606 609 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |