công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTRBRASF bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LTRBRASF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi CHIPLED
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRBRASF bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTRBRASF Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LTRBRASF Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
Version 
LTRB RASF
2017-05-15
17
Empfohlenes Lötpaddesign
6) Seite 23
Reflow Löten
Recommended Solder Pad
6) page 23
Reflow Soldering
Anm.:
Neben den allgemeinen Richtlinien für die Handhabung von LEDs, sollte zusätzlich darauf geachtet werden,
dass eine mechanische Beanspruchung und insbesondere Belastungen (z.B. Scherkräfte) an der Oberfläche
des Vergussmaterials vermieden werden.
Bitte beachten Sie, dass auch nach dem Auflöten auf die Leiterplatte jegliche mechanische Beanspruchung
oder direktes oder indirektes Berühren des Vergussmaterials vermieden werden muss.
Note:
In addition to general guidelines for the handling of LEDs, additional care should be taken that mechanical
stress and particularly, stresses (e.g. shear-forces) to the surface of the embedding material are avoided.
Please note even after being soldered on the PCB board any mechanical stress or touching of the embedding
material must be avoided.
Anm.:
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.
Note:
Package not suitable for ultra sonic cleaning. For superior solder joint connectivity results we recommend
soldering under standard nitrogen atmosphere.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23