công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE91220 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE91220
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bulkhead 4.1/9.5 Mini DIN Female to N Female Adapter IP67 Mated
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE91220 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE91220 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91220 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91220 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Body
Brass
Tri-Metal
Brass
Tri-Metal
. .
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-55 to +120 deg C
.
Humidity
IP67 Mated
Compliance Certifications (visit www.Pasternack.com for current document)
RoHS Compliant
REACH Compliant
12/17/2014
Plotted and Other Data
Notes:
Bulkhead 4.1/9.5 Mini DIN Female to N Female Adapter IP67 Mated from Pasternack Enterprises has same day shipment for
domestic and International orders. Our RF, microwave and millimeter wave products maintain a 99% availability and are part
of the broadest selection in the industry.
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: Bulkhead 4.1/9.5 Mini DIN Female to N Female Adapter IP67 Mated PE91220
URL: http://www.pasternack.com/4.1-9.5-mini-din-female-n-female-straight-adapter-pe91220-p.aspx
PE91220 REV 1.0
Bulkhead 4.1/9.5 Mini DIN Female to N
Female Adapter IP67 Mated
RF Adapters Technical Data Sheet
PE91220



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com