công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE91087 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE91087
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reverse Polarity TNC Female to BNC Male Adapter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE91087 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE91087 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91087 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91087 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE91087 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
.
Description
Connector 1
Connector 2
Type
TNC Female
BNC Male
Polarity
Reverse Polarity
Standard
Interface Specification
MIL-STD-348
MIL-STD-348
.
Material Specifications
Connector 1
Connector 2
Description
Material
Plating
Material
Plating
Type
TNC Female Reverse Polarity
BNC Male
Contact
Brass
Gold over Nickel
Brass
Gold over Nickel
MIL-G-45204
MIL-G-45204
Insulation
PTFE
PTFE
Outer Conductor
Brass
Nickel
QQ-N-290
Body
Brass
Nickel
QQ-P-35
Coupling Nut
Brass
Nickel
QQ-P-35
. .
Environmental Specifications
Temperature
Operating Range
-65 to +165 deg C
.
Compliance Certifications (see product page for current document)
Plotted and Other Data
Notes:
PE91087 REV 1.1
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: Reverse Polarity TNC Female to BNC Male Adapter PE91087
Reverse Polarity TNC Female to BNC Male Adapter
RF Adapters Technical Data Sheet
PE91087



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com