công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDP3C21 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện IDP3C21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pompa per vuoto scroll a secco
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

IDP3C21 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  IDP3C21 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) IDP3C21 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Agilent IDP-3
Pompa per vuoto scroll a secco
Scheda dati
La pompa scroll a secco IDP-3 Agilent è una pompa per vuoto innovativa, compatta e dalle
prestazioni elevate, adatta a una vasta gamma di applicazioni. Dal peso di soli 9,5 kg, è la
più piccola pompa scroll per applicazioni di vuoto generico ed è quindi facile da integrare in
sistemi OEM. Con una velocità di pompaggio di 60 L/min e una pressione di base molto bassa
di 250 milliTorr, è la pompa per vuoto più performante nella sua classe.
Dimensioni: millimetri [pollici]
Pompa per vuoto scroll a secco ermetica ed a singolo stadio IDP-3
Velocità di pompaggio (Picco)
60 Hz/24 VDC: 60 L/min (3,6 m3/h)
50 Hz: 50 L/min (3,0 m3/h)
Supporti
Non compatibile con gas corrosivi, esplosivi o che formano particolato
Pressione finale
3,3 x 10-1 mbar (2,5 x 10-1 Torr)
Pressione in ingresso massima
1,0 atmosfere (0 psig)
Pressione in uscita massima a
voltaggio nominale
1,4 atmosfere (6,5 psig)
Connessione in ingresso
NW16
Connessione di scarico
Filettatura conica americana (NPT) da 0,25" femmina; portagomma
da 10 mm fornito installato
Regolatore del gas
Filettatura conica americana (NPT) da 0,25" femmina (fornita con
tappo della porta del regolatore del gas installato; filtro sinterizzato da
20 μm in dotazione)
Temperatura ambiente operativa
Da 5 a 40 °C
Temperatura di immagazzinamento
Da -20 a 60 °C
Potenza del motore
0,16 HP (120 W)
Tensioni di esercizio
100-120; 200-240 VCA, 50/60 Hz, monofase, da 3 a 6A
Protezione termica del motore
Protezione termica automatica
Velocità operativa
60 Hz/24 VDC: 3200 rpm
50 Hz: 2600 rpm
Sistema di raffreddamento
Raffreddamento ad aria
Peso
Solo pompa: 9,5 kg, peso di trasporto: 10,5 kg
Dimensioni (A x L x P mm)
181 x 140 x 358
Tasso di perdita (con scarico sigillato) <1 x 10-6 sccs di elio (1 x 10-6 mbar.L/s)
Livello di rumore
55 dB (A)
Livello vibrazioni all’ingresso
5 mms-1 rms
Contatore ore
Contatore ore integrato in dotazione
Emissioni e immunità
EN 61236-1:2013 come dispositivo di Classe A
Sicurezza
Certificato EN/IEC 61010 terza edizione
Specifiche tecniche
CL
4x
4x
2x
2x
102
(4,00)
128
(5,05)
7
(0,28)
17
(0,66)
140
(5,50)
127
(5,00)
CL
181
(7,13)
42
(1,67)
(140)
5,50
32
(1,25)
32
(1,25)
7
(0,27)
Ingresso spurgo
1/8” NPT
358
(14,09)
Immissione NW16
Scarico
1/4” con portagomma
da 10 mm
Presa cavo
di alimentazione
IEC 320
Interruttore di
alimentazione
(Solo versioni
motore AC)
(Solo versioni
motore AC)


Số phần tương tự - IDP3C21

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IDP30C65D2 INFINEON-IDP30C65D2 Datasheet
1Mb / 10P
Emitter Controlled Diode Rapid 2 Common Cathode Series
logo
Inchange Semiconductor ...
IDP30C65D2 ISC-IDP30C65D2 Datasheet
326Kb / 2P
Fast Switching EmCon Diode
logo
Infineon Technologies A...
IDP30E120 INFINEON-IDP30E120 Datasheet
211Kb / 9P
Fast Switching EmCon Diode
2001-12-12
IDP30E120 INFINEON-IDP30E120 Datasheet
665Kb / 8P
Fast Switching Diode
Rev.2.3 2009-08-19
logo
Inchange Semiconductor ...
IDP30E120 ISC-IDP30E120 Datasheet
257Kb / 2P
Fast Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - IDP3C21

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nais(Matsushita Electri...
P5KF NAIS-P5KF Datasheet
90Kb / 4P
CONNETTORI A PASSO STRETTO PER C.S. (0.5 mm)
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMRX-1510 AVAGO-AMRX-1510 Datasheet
292Kb / 7P
Ultra-slim Scroll Wheel with 5-way Switch
logo
C&K Components
TSW CK-COMPONENTS-TSW Datasheet
302Kb / 4P
3 or 7 Function Tact and Scroll Wheel
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
LS6109 BOWIN-LS6109 Datasheet
99Kb / 9P
Scroll Second Watch
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
IDP-7 HP-IDP-7 Datasheet
498Kb / 2P
Dry Scroll Vacuum Pump
IDP-10 HP-IDP-10 Datasheet
484Kb / 2P
Dry Scroll Vacuum Pump
logo
Omron Electronics LLC
B5V-1422 OMRON-B5V-1422 Datasheet
357Kb / 6P
Hall Effect Technology Facilitates Scroll Functionality, Combined with Tactile Switching Capability
logo
PHOENIX CONTACT
1580215 PHOENIX-1580215 Datasheet
121Kb / 5P
Terminal adapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-M
1648090 PHOENIX-1648090 Datasheet
170Kb / 5P
HC-B 16-A-UT-PER-F
1648102 PHOENIX-1648102 Datasheet
166Kb / 5P
HC-B 24-A-UT-PER-F
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com