công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S29GL01GS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện S29GL01GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-Gbit (128 Mbyte)/512-Mbit (64 Mbyte)/256-Mbit (32 Mbyte)/128-Mbit (16 Mbyte),3.0 V, GL-S Flash Memory
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

S29GL01GS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cypress Semiconductor

  S29GL01GS Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor S29GL01GS Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 108 page
background image
Document Number: 001-98285 Rev. *O
Page 3 of 108
S29GL01GS/S29GL512S
S29GL256S/S29GL128S
Performance Summary
Maximum Read Access Times
Density
Voltage Range
Random Access
Time (tACC)
Page Access Time
(tPACC)
CE# Access Time
(tCE)
OE# Access Time
(tOE)
128 Mb
Full VCC= VIO
90
15
90
25
VersatileIO VIO
10025100
35
256 Mb
Full VCC= VIO
90
15
90
25
VersatileIO VIO
10025100
35
512 Mb
Full VCC= VIO
10015100
25
VersatileIO VIO
11025110
35
1 Gb
Full VCC= VIO
10015100
25
VersatileIO VIO
11025110
35
Typical Program and Erase Rates
Buffer Programming
(512 bytes)
1.5 MB/s
Sector Erase (128 kbytes)
477 kB/s
Maximum Current Consumption
Active Read at 5 MHz, 30 pF
60 mA
Program
100 mA
Erase
100 mA
Standby
100 µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com