công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDZ16B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DDZ16B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DDZ16B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  DDZ16B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DDZ16B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DDZ16B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DDZ16B Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DDZ16B Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DDZ16B Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DS30407 Rev. 2 - 2
5 of 6
DDZ3V3A - DDZ43
www.diodes.com
-0.08
0.12
-0.04
-0.06
20
26
30
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 17 Typical Temperature Coefficient of
Zener Voltage, DDZ20C-DDZ30D
24
22
28
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
I
= 5mA
ZT
I
= 2mA
ZT
-0.08
0.12
-0.04
-0.06
10
16
20
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 16 Typical Temperature Coefficient of
Zener Voltage vs. Zener Voltage, DDZ10C-DDZ20C
14
12
18
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
I
= 5mA
ZT
-0.08
0.12
-0.04
-0.06
06
10
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 15 Typical Temperature Coefficient of
Zener Voltage vs. Zener Voltage, DDZ6V2B-DDZ10C
4
2
8
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
I
= 5mA
ZT
0.1
10
100
1
1000
10,000
36
38
40
42
44
46
48
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 14 Typical Zener Impedance Characteristics,
DDZ36- DDZ43
I = 2mA
Z
0.1
10
100
1
1000
10,000
18
19
20
21
22
23
24
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 12 Typical Zener Impedance Characteristics,
DDZ18C - DDZ24C
I = 5mA
Z
I = 1mA
Z
0.1
10
100
1
1000
10,000
24
26
28
30
32
34
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 13 Typical Zener Impedance Characteristics,
DDZ24C - DDZ33
I = 2mA
Z



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com