công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB96670 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB96670
Giải thích chi tiết về linh kiện  F2MC-16FX 16-Bit Microcontroller
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB96670 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB96670 Datasheet HTML 43Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 44Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 45Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 46Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 47Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 48Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 49Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 50Page - Cypress Semiconductor MB96670 Datasheet HTML 51Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 68 page
background image
Document Number: 002-04703 Rev.*A
Page 47 of 68
MB96670 Series
14.4.8
USART Timing
(VCC = AVCC = DVCC = 2.7V to 5.5V, VSS = AVSS = DVSS = 0V, TA = - 40°C to + 105°C, CL=50pF)
Parameter
Symbo
l
Pin
name
Conditions
4.5V
 V
CC 5.5V
2.7V
 V
CC  4.5V
Uni
t
Min
Max
Min
Max
Serial clock cycle time
tSCYC
SCKn
Internal shift
clock mode
4tCLKP1
-
4tCLKP1
-
ns
SCK
  SOT delay time
tSLOVI
SCKn
,
SOTn
- 20
+ 20
- 30
+ 30
ns
SOT
 SCK  delay time
tOVSHI
SCKn
,
SOTn
N
t
CLKP1
– 20
*
-
N
t
CLKP1
– 30
*
-
ns
SIN
 SCK  setup time
tIVSHI
SCKn
,
SINn
tCLKP1
+ 45
-
tCLKP1
+ 55
-
ns
SCK
  SIN hold time
tSHIXI
SCKn
,
SINn
0
-
0
-
ns
Serial clock "L" pulse width
tSLSH
SCKn
External
shift
clock mode
tCLKP1
+ 10
-
tCLKP1
+ 10
-
ns
Serial clock "H" pulse width
tSHSL
SCKn
tCLKP1
+ 10
-
tCLKP1
+ 10
-
ns
SCK
  SOT delay time
tSLOVE
SCKn
,
SOTn
-
2tCLKP1
+ 45
-
2tCLKP1
+ 55
ns
SIN
 SCK  setup time
tIVSHE
SCKn
,
SINn
tCLKP1/2
+ 10
-
tCLKP1/2
+ 10
-
ns
SCK
  SIN hold time
tSHIXE
SCKn
,
SINn
tCLKP1
+ 10
-
tCLKP1
+ 10
-
ns
SCK fall time
tF
SCKn
-
20
-
20
ns
SCK rise time
tR
SCKn
-
20
-
20
ns
Notes:
• AC characteristic in CLK synchronized mode.
• CL is the load capacity value of pins when testing.
• Depending on the used machine clock frequency, the maximum possible baud rate can be limited by
some parameters. These parameters
are shown in “MB96600 series HARDWARE MANUAL”.
• tCLKP1 indicates the peripheral clock 1 (CLKP1), Unit: ns
• These characteristics only guarantee the same relocate port number.
For example, the combination of SCKn and SOTn_R is not guaranteed.
*: Parameter N depends on tSCYC and can be calculated as follows:
• If tSCYC = 2  k  tCLKP1, then N = k, where k is an integer > 2
• If tSCYC = (2  k + 1)  tCLKP1, then N = k + 1, where k is an integer > 1
Examples:
tSCYC
N
4
 t
CLKP1
2
5
 t
CLKP1, 6  tCLKP1
3
7
 t
CLKP1, 8  tCLKP1
4
…
…



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com