công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F912BSPMC bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB90F912BSPMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Microcontroller
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB90F912BSPMC bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB90F912BSPMC Datasheet HTML 20Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 21Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 22Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 23Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 24Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 26Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor MB90F912BSPMC Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 65 page
background image
Document Number: 002-04578 Rev. *A
Page 23 of 64
MB90910 Series
(Continued)
Address
Register
Abbrevia-
tion
Access
Resource name
Initial value
00004CH
PPG E Operation Mode Control
Register
PPGCE
W, R/W
16-bit PPG E/F
01000111B
00004DH
PPG F Operation Mode Control
Register
PPGCF
W, R/W
01000001B
00004EH
PPG E/PPG F Count Clock Select
Register
PPGEF
R/W
00000010B
00004FH
Reserved
000050H
Input Capture Control Status 0/1
ICS01
R/W
Input Capture 0/1
00000000B
000051H
Input Capture Edge 0/1
ICE01
R/W, R
111010XXB
000052H
Input Capture Control Status 2/3
ICS23
R/W
Input Capture 2/3
00000000B
000053H
Input Capture Edge 2/3
ICE23
R
111111XXB
000054H to
000063H
Reserved
000064H
Timer Control Status 2
TMCSR2
R/W
16-bit Reload Timer 2
00000000B
000065H
Timer Control Status 2
TMCSR2
R/W
11110000B
000066H
Timer Control Status 3
TMCSR3
R/W
16-bit Reload Timer 3
00000000B
000067H
Timer Control Status 3
TMCSR3
R/W
11110000B
000068H
A/D Control Status 0
ADCS0
R/W
A/D Converter
00011110B
000069H
A/D Control Status 1
ADCS1
R/W, W
00000001B
00006AH
A/D Data 0
ADCR0
R
00000000B
00006BH
A/D Data 1
ADCR1
R
11111100B
00006CH
A/D Converter Setting 0
ADSR0
R/W
00000000B
00006DH
A/D Converter Setting 1
ADSR1
R/W
00000000B
00006EH
Reserved
00006FH
ROM Mirror Function Select Register
ROMM
W
ROM Mirror
11111101B
000070H to
00007FH
Reserved
000080H to
00008FH
Reserved for CAN Controller 1. Refer to “CAN Controllers”
000090H
to
00009DH
Reserved
00009EH
Address Detect Control Register 0
PACSR0
R/W
Address Match
Detection 0
11000000B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com