công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30KP58 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện 30KP58
Giải thích chi tiết về linh kiện  30kW Transient Voltage Suppressor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

30KP58 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  30KP58 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 30KP58 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 30KP58 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
30kW Transient Voltage Suppressor
Microsemi
Scottsdale Division
8700 E. Thomas Rd. PO Box 1390, Scottsdale, AZ 85252 USA, (480) 941-6300, Fax: (480) 947-1503
Page 3
Copyright
 2003
06-24-2003 REV F
SCOTTSD A L E DIVISION
30KP33 thru 30KP400A
SYMBOLS & DEFINITIONS
Symbol
Definition
VBR
Minimum Breakdown Voltage: The minimum voltage the device will exhibit at a specified current.
VRWM
Working Peak Reverse Voltage: The maximum peak voltage that can be applied over the operating
temperature range.
VF
Maximum Forward Voltage: The maximum forward voltage the device will exhibit at a specified current.
IR
Maximum Leakage Current: The maximum leakage current that will flow at the specified voltage and
temperature.
C
Capacitance: The capacitance of the TVS as defined @ 0 volts at a frequency of 1 MHz and stated in
picofarads.
OUTLINE AND CIRCUIT
TP – Pulse Time - sec
FIGURE 2
FIGURE 1
Pulse Wave Form
Peak Pulse Power vs. Pulse Time
DIMENSIONS
V(BR) - BREAKDOWN VOLTAGE – VOLTS
FIGURE 3
Typical Capacitance vs. Breakdown Voltage



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com