công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3B18 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện 3B18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Bandwidth Strain Gage Input
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

3B18 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  3B18 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices 3B18 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3B18
Rev. 0 | Page 3 of 8
3B18 Models Available
Model
Input
Bridge
Input
Range
Excitation1
Sensitivity
Output
Ranges
3B18-00
Full
Bridge
Externally
Programmable3
+10.0 V or +3.33 V
Externally
Programmable3
-10 V to +10 V &
0 mA to 20 mA
3B18-01
Full
Bridge
-30 mV to +30 mV
+10.0 V or +3.33 V
3 mV/V @ 10 Vexc
-10 V to +10 V &
0 mA to 20 mA
3B18-02
Full
Bridge
-10 mV to +10 mV
+10.0 V or +3.33 V
3 mV/V @ 3.33 Vexc
-10 V to +10 V &
0 mA to 20 mA
3B18-Custom
Full Bridge
*
+10.0 V or +3.33 V
*
*
1 Output current range may be user programmed to 4 mA to 20 mA using jumper supplied.
2 Requires AC1310 ranging card.
* Custom Input/Output ranges are available. Refer to configuration guide.
3B18 Specifications
(typical @ +25°C and ±15 V dc, and +24 V dc Power)
Description
Model 3B18
Input Range
Standard Range
±30 mV (3 mV/V sensitivity @ Vexc = +10V)
±10 mV (3 mV/V sensitivity @ Vexc = +3.33 V)
Custom Ranges
±5 mV to ±500
Output Range
Voltage (RL > 2 KΩ)
-10 V to +10 V
Current (RL = 0 to 850Ω)
1
4 mA to 20 mA or 0 mA to 20 mA
Maximum Current Output Span
0 mA to 31 mA
Accuracy2
Initial @ +25°C
±0.1% Span
Nonlinearity2
±0.01% Span
Stability vs. Temperature
Voltage Output
Zero
±3 µV/°C (RTI)
Span
±25 ppm of Reading/°C
Current Output3
Zero
±25 ppm of Span/°C
Span
±25 ppm of Reading/°C
Bridge Excitation
Voltage user-selectable
+10 V or +3.33 V
Voltage, tolerance
±2%
Voltage vs. Temperature
±0.0015%/°C
Bridge Resistance Range
Vexc= +10.0 V
300
Ωto 1 kΩ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com