công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EPC-R4760CQ-WNA1E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện EPC-R4760CQ-WNA1E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qualcomm APQ-8016 Cortex-A53 ARM Based Box Computer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

EPC-R4760CQ-WNA1E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  EPC-R4760CQ-WNA1E Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. EPC-R4760CQ-WNA1E Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Ordering Information
Part Number
CPU
Memory
Flash
HDMI
LAN
Serial Port
USB Host
SD
Operating
Temperature
EPC-R4760CQ-QNA1E
Qualcomm APQ8016
Quad Core 1.2GHz
1GB
8GB
1
1
1 x 4 wires RS-232/422/485
4
1
0 ~ 40 °C
EPC-R4760CQ-WNA1E
Qualcomm APQ8016
Quad Core 1.2GHz
2GB
8GB
1
1
1 x 4 wires RS-232/422/485
4
1
0 ~ 40 °C
EPC-R4760
Packing List
Part Number
Description
EPC-R4760
EPC-R4760 Box computer
Dimensions
Unit: mm
Optional Accessories
Port Number
Description
96PSA-A36W12R1
Adapter 100-240 36W 12V 3A 9NA0362308
170203183C
Power cord 3P Europe (WS-010+WS-083) 183 cm
170203180A
Power cord 3P UK 2.5A/3A 250 V 1.83 M
1700001524
Power cord 3P UL 10A 125 V 180 cm
1700026931-01
Debug cable
ROM-ED20-00A1E
Debug adapter board
1700008921
Power Cord 3P PSE 183cm
187.90
213.50
39
5
187.90
39
5
199.50
213.50
187.90
213.50



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com