| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS84330BVT bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS84330BVT bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Integrated Circuit Systems |
|
19 / 19 page ![]() 84330BV www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. B JULY 26, 2004 19 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS84330 700MHZ, LOW JITTER, CRYSTAL-TO-3.3V DIFFERENTIAL LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e D e t a D A A 4 T 2 5 9 0 1 . m a r g a i D g n i m i T N E _ K L C , 1 e r u g i F n i s l e b a l K C O L C _ S d n a A T A D _ S d e h c t i w S . . . e r o C m o r f . . r e w o P d a e r o t r e t e m a r a P C C I d e g n a h c - e l b a t y l p p u S r e w o P C D . n o i t c e s " e c a f r e t n I L A T X o t S O M C V L " d e d d A . 0 0 = } 0 : 1 [ N o t 1 0 - ] 0 : 1 [ N d e g n a h c , d e s i v e r - t u o y a L c i t a m e h c S A 7 e r u g i F . ) p 2 2 ( e u l a v 2 C d n a ) p 8 1 ( e u l a v 1 C d e d d A 3 0 / 3 2 / 1 A 1 8 0 1 . s e u l a v h t i w N d e c a l p e r , m a r g a i D k c o l B . d e r i u q e r t o n r o t i c a p a c p u e n u t l a n r e t x e ; n o i t c e s e c a f r e t n I t u p n I l a t s y r C d e t e l e D . m a r g a i d t u o y a L d e d n e m m o c e R f o c i t a m e h c S , A 6 e r u g i F d e s i v e R 3 0 / 4 2 / 3 B 2 T B 3 T 1 3 4 5 z H M 0 5 2 o t z H M 0 0 2 m o r f . n i m O C V d e g n a h c - s e r u t a e F & n o i t p i r c s e D l a r e n e G , 2 g p n o i t p i r c s e D l a n o i t c n u F ( n i t e e h s a t a d e h t t u o h g u o r h t d e c a l p e r d n a . ) 6 g p . c a r a h C q e r F t u p n I 6 T d n a , 4 g p e l b a T . c n u F r e d i v i D t u p t u O . m a r g o r P C 3 T C d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P N I . l a c i p y t F p 4 o t . x a m F p 4 z H M 6 0 2 o t z H M 0 0 2 y c n e u q e r F O C V d e c a l p e r - e l b a T . c n u F . q e r F O C V . g o r P . 8 2 1 o t 5 2 1 o t 3 0 1 o t 0 0 1 e d i v i D M d e c a l p e R . z H M 6 5 2 o t z H M 0 5 2 h t i w . a t a d w o L c i g o L d n a h g i H c i g o L d e t s u j d A p t u O d e g n a h c - g n i t a R m u m i x a M e t u l o s b AV s t u O g n i t a r d n aI o t O s u o n i t n o C h t i w . s g n i t a r e g r u S d n a 3 0 / 5 / 5 B 2 1 T8 1 . r e b m u n t r a p " d e l a e n n A / e e r F d a e L " d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O . t e e h s a t a d t u o h g u o r h t t a m r o f d e t a d p U 4 0 / 6 2 / 7 |