công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8314M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ebm-papst

tên linh kiện 8314M
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC axial compact fan
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

8314M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ebm-papst

  8314M_16 Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 8314M_16 Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 8314M_16 Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 8314M_16 Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
DC axial compact fan
8314 M
Technical description
Housing material
Glass-fiber reinforced PBT plastic
Impeller material
Glass-fiber reinforced PA plastic
Weight
0.170 kg
Dimensions
80 x 80 x 32 mm
Airflow direction
Exhaust over struts
Direction of rotation
Clockwise, viewed toward rotor
Storage
Ball bearing
Service life L10 at 40 °C
70000 h
Service life L10 at maximum
temperature
27500 h
Cable
Leads AWG 22, TR 64, stripped and tin-plated.
Motor protection
Protection against reverse polarity and blocked rotor.
Locked-rotor protection
Locked-rotor and overload protection
Approval
VDE, CSA, UL, CE
Option
Possible custom designs:
Speed signal
Go / No-go alarm
Alarm with speed limit
External temperature sensor
Internal temperature sensor
PWM control input
Analog control input
Moisture protection
Salt spray protection
Degree of protection: IP54 / IP68
ENU (Web) · Approved 2016-06-22 · Page 2 / 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com