| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT48C05 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT48C05 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
33 / 38 page ![]() Package Information 16-pin SSOP (150mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 228 ¾ 244 B 150 ¾ 157 C8 ¾ 12 C ¢ 189 ¾ 197 D54 ¾ 60 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G22 ¾ 28 H7 ¾ 10 a 0 °¾ 8 ° HT48R05A-1/HT48C05/HT48R06A-1/HT48C06 Rev. 1.10 33 June 9, 2004 1 6 1 9 8 A B C D E F C ' G H a |