công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2022CPE4 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLE2022CPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR HIGH-SPEED LOW-POWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE2022CPE4 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2022CPE4 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TLE2022CPE4 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 79 page
background image
TLE202x, TLE202xA, TLE202xB, TLE202xY
EXCALIBUR HIGH-SPEED LOW-POWER PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS191B – FEBRUARY 1997 – REVISED JANUARY 2002
64
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL INFORMATION
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040064 / D 10/95
14 PIN SHOWN
Seating Plane
0,10 MIN
1,20 MAX
1
A
7
14
0,19
4,50
4,30
8
6,10
6,70
0,32
0,75
0,50
0,25
Gage Plane
0,15 NOM
0,65
M
0,13
0
°–8°
0,10
PINS **
A MIN
A MAX
DIM
2,90
3,10
8
4,90
5,10
14
6,60
6,40
4,90
5,10
16
7,70
20
7,90
24
9,60
9,80
28
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com