công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC080CDGNR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC080CDGNR
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF WIDE BANDWIDTH HIGH OUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC080CDGNR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TLC080CDGNR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLC080CDGNR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 52 page
background image
TLC080, TLC081, TLC082, TLC083, TLC084, TLC085, TLC08xA
FAMILY OF WIDEBANDWIDTH HIGHOUTPUT DRIVE SINGLE SUPPLY
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS254D − JUNE 1999 − REVISED FEBRUARY 2004
7
WWW.TI.COM
operating characteristics at specified free-air temperature, VDD = 5 V (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA†
MIN
TYP
MAX
UNIT
SR+
Positive slew rate at unity gain
VO(PP) = 0.8 V,
CL = 50 pF,
25
°C
10
16
V/ s
SR+
Positive slew rate at unity gain
VO(PP) = 0.8 V,
RL = 10 kΩ
CL = 50 pF,
Full range
9.5
V/
µs
SR−
Negative slew rate at unity gain
VO(PP) = 0.8 V,
CL = 50 pF,
25
°C
12.5
19
V/ s
SR−
Negative slew rate at unity gain
VO(PP) = 0.8 V,
RL = 10 kΩ
CL = 50 pF,
Full range
10
V/
µs
Vn
Equivalent input noise voltage
f = 100 Hz
25
°C
12
nV/
√Hz
Vn
Equivalent input noise voltage
f = 1 kHz
25
°C
8.5
nV/
√Hz
In
Equivalent input noise current
f = 1 kHz
25
°C
0.6
fA /
√Hz
VO(PP) = 3 V,
AV = 1
0.002%
THD + N
Total harmonic distortion plus noise
VO(PP) = 3 V,
RL = 10 kΩ and 250 Ω,
f = 1 kHz
AV = 10
25
°C
0.012%
THD + N
Total harmonic distortion plus noise
RL = 10 kΩ and 250 Ω,
f = 1 kHz
AV = 100
25 C
0.085%
t(on)
Amplifier turnon time‡
RL = 10 kΩ
25
°C
0.15
µs
t(off)
Amplifier turnoff time‡
RL = 10 kΩ
25
°C
1.3
µs
Gain-bandwidth product
f = 10 kHz,
RL = 10 kΩ
25
°C
10
MHz
V(STEP)PP = 1 V,
AV = −1,
0.1%
0.18
ts
Settling time
AV = −1,
CL = 10 pF,
RL = 10 kΩ
0.01%
25
°C
0.39
s
ts
Settling time
V(STEP)PP = 1 V,
AV = −1,
0.1%
25
°C
0.18
µs
AV = −1,
CL = 47 pF,
RL = 10 kΩ
0.01%
0.39
φm
Phase margin
RL = 10 kΩ,
CL = 50 pF
25
°C
32
°
φm
Phase margin
RL = 10 kΩ,
CL = 0 pF
25
°C
40
°
Gain margin
RL = 10 kΩ,
CL = 50 pF
25
°C
2.2
dB
Gain margin
RL = 10 kΩ,
CL = 0 pF
25
°C
3.3
dB
† Full range is 0°C to 70°C for C suffix and −40°C to 125°C for I suffix. If not specified, full range is −40°C to 125°C.
‡ Disable time and enable time are defined as the interval between application of the logic signal to SHDN and the point at which the supply current
has reached half its final value.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com