| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST78C34IP40 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST78C34IP40 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Exar Corporation |
|
19 / 21 page ![]() Package Dimensions 40 1 21 20 D e 40 LEAD PLASTIC DUAL-IN-LINE (600 MIL PDIP) Rev. 1.00 SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.160 0.250 4.06 6.35 A1 0.015 0.070 0.38 1.78 A2 0.125 0.195 3.18 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 1.980 2.095 50.29 53.21 E 0.600 0.625 15.24 15.88 E1 0.485 0.580 12.32 14.73 e 0.100 BSC 2.54 BSC eA 0.600 BSC 15.24 BSC eB 0.600 0.700 15.24 17.78 L 0.115 0.200 2.92 5.08 α 0 ° 15 ° 0 ° 15 ° INCHES MILLIMETERS A1 E1 E A L Seating Plane A2 α B1 B C Note: The control dimension is the inch column eB eA |