công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP296AC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TT Electronics.

tên linh kiện OP296AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Infrared Emitting Diode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

OP296AC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TT Electronics.

  OP296AC Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 4Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 5Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 6Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 7Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 8Page - TT Electronics. OP296AC Datasheet HTML 9Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
© TT electronics plc
General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without
notice or liability. All information is subject to TT Electronics’ own data and is
considered accurate at time of going to print.
OP290 Series
Issue D
07/2016
Page 2
OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006|Ph: +1 972 323 2200
www.optekinc.com | www.ttelectronics.com
1
2
TO-18, TO-46 Package
OP293 & OP298
Part Number Guide — OP290 - OP299 Series
OP 2 9 X X W
Optek Assembly
Photodiode Output Family
Maximum Forward Current
Electrical Specification Variations:
0, 5 — 5 amps
A — Parameter A
1, 6 — 2 amps
B — Parameter B
2, 7 — 1 amps
C — Parameter C
3, 8 — 200 milli-amps
D — Parameter D
4, 9 — 750 milli-amps
AA — Parameter BA
AB — Parameter BB
AC — Parameter BC
AD — Parameter BD
T-1¾ Package
OP290, OP291, OP292, OP294,
OP295, OP296, OP297, OP299
1
2
Electrical Connection
A, B, C, AA, AB, AC, AD
Pin #
LED
X=0.060” (1.52 mm)
1
Anode
2
Cathode
INCHES
[MILLIMETERS]
DIMENSIONS ARE IN:
Pin #
LED
X=0.060” (1.52 mm)
1
Anode
2
Cathode
Electrical Connection A, B, C, D
Pin #
LED
X=0.060” (1.52 mm)
1
Cathode
2
Anode
Electrical Connection OP297AB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com