công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPRND4100RCC5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

tên linh kiện UPRND4100RCC5
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Precision Network Voltage Divider
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKEN [Token Electronics Industry Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.token.com.tw
Logo TOKEN - Token Electronics Industry Co., Ltd.

UPRND4100RCC5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

  UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 1Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 2Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 3Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 4Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 5Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. UPRND4100RCC5 Datasheet HTML 6Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Taiwan Factory: +886 2 29810109
http://www.token.com.tw
rfq@token.com.tw
China Factory: +86 755 26055363
Page: 2/5
Dimensions & Technical Characteristics
Dimensions & Technical Characteristics (UPRND)
UPRND A(mm)±0.5
5.08
11.8
Number of Resistors #
2
4
Dimensions(Unit: mm)
A
5.08±0.5 ~ 11.8±0.5
B
9.0±0.5
C
0.6±0.05
D
2.54±0.05
E
11.5±0.5
F
3.0±0.5
Rated Wattage of one element unit at 70℃
(W)
0.1
Maximum Working Voltage (V)
200
Nominal Resistance Range of component
element unit (Ω)
10 ~ 1M
Absolute Tolerance (%)
A2(±0.02), A5(±0.05), B(±0.1), C(±0.25), D(±0.5), F(±1.0)
Relative Tolerance (%)
T(±0.01), A2(±0.02), A5(±0.05), B(±0.1)
Absolute Temperature Coefficient (ppm/℃)
C7(±5), C6(±10), C5(±15), C3(±25), C2(±50)
Relative Temperature Coefficient (ppm/℃)
C10(±2), C9(±3), C7(±5), C6(±10), C5(±15)
Working Temperature (℃)
-10 ~ +70
Parallel Voltage Divider (UPRND) Dimensions
Remark: 1. Absolute value means all factors (Tolerance and Temperature Coefficient) of network component element units
are independent.
2. Relative value means the maximum difference factor among component element units of Network Resistor.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com