công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M5F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện M5F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

M5F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  M5F Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited M5F Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited M5F Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited M5F Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Surface Mount Rectifiers
M3F--M7F
SMF003AA
www.gmesemi.com
Rev.B
Production specification
Electrical Characteristics (@TA = 25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Typ.
Max.
Units
Maximum instantaneous
forward voltage
VF
IF=1.0A
--
1.1
V
Maximum Reverse current
IR
Rated VR
@TA=25°C
--
5
μ A
@TA=125°C
--
50



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com