công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD833F2-15 bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD833F2-15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 8-bit MCUs, 5V
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD833F2-15 bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD833F2-15 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics PSD833F2-15 Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 110 page
background image
97/110
PSD813F2, PSD833F2, PSD834F2, PSD853F2, PSD854F2
Table 67. VSTBYON Timing (5V devices)
Note: 1. VSTBYON timing is measured at VCC ramp rate of 2 ms.
Table 68. VSTBYON Timing (3V devices)
Note: 1. VSTBYON timing is measured at VCC ramp rate of 2 ms.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tBVBH
VSTBY Detection to VSTBYON Output High
(Note 1)
20
µs
tBXBL
VSTBY Off Detection to VSTBYON Output
Low
(Note 1)
20
µs
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tBVBH
VSTBY Detection to VSTBYON Output High
(Note 1)
20
µs
tBXBL
VSTBY Off Detection to VSTBYON Output
Low
(Note 1)
20
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com