công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE7142 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE7142
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE7142 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE7142_15 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7142_15 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7142_15 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7142_15 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7142_15 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE7142_15 Datasheet HTML 6Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
PE7142 CAD Drawing
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch DC to
18 GHz, SMA, 35 Watts, 12V Control
PE7142 REV 1.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com