công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAF-PSC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - DOMINANT Semiconductors

tên linh kiện MAF-PSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  PrimaxPlus
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DOMINANT [DOMINANT Semiconductors]
Trang chủ  http://www.dominant-semi.com
Logo DOMINANT - DOMINANT Semiconductors

MAF-PSC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - DOMINANT Semiconductors

Back Button MAF-PSC Datasheet HTML 2Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 3Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 4Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 5Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 6Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 7Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 8Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 9Page - DOMINANT Semiconductors MAF-PSC Datasheet HTML 10Page - DOMINANT Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
17/05/2017 V5.0
6
DOMINANT
Opto Technologies
Innovating Illumination
TM
100 InGaN Warm White: MAF-PSC
MAF-PSC, Color Grouping Appx. 2.1
Color Bin Structure
Bin
4A
4B
4C
4D
5A1
5A2
5A3
5A4
5B1
5B2
5B3
5B4
0.3530
0.3597
0.3548
0.3736
0.3641
0.3804
0.3615
0.3659
0.3670
0.3578
0.3686
0.3649
0.3744
0.3685
0.3726
0.3612
0.3702
0.3722
0.3719
0.3797
0.3782
0.3837
0.3763
0.3760
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3615
0.3659
0.3641
0.3804
0.3736
0.3874
0.3702
0.3722
0.3686
0.3649
0.3702
0.3722
0.3763
0.3760
0.3744
0.3685
0.3719
0.3797
0.3736
0.3874
0.3802
0.3916
0.3782
0.3837
0.3590
0.3521
0.3615
0.3659
0.3702
0.3722
0.3670
0.3578
0.3744
0.3685
0.3763
0.3760
0.3825
0.3798
0.3804
0.3721
0.3782
0.3837
0.3802
0.3916
0.3869
0.3958
0.3847
0.3877
0.3512
0.3465
0.3530
0.3597
0.3615
0.3659
0.3590
0.3521
0.3726
0.3612
0.3744
0.3685
0.3804
0.3721
0.3783
0.3646
0.3763
0.3760
0.3782
0.3837
0.3847
0.3877
0.3825
0.3798
1
2
3
4
14/11/2013 V8.0
7
DOMINANT
Opto Technologies
Innovating Illumination
TM
175 InGaN Warm White: MBFF-FSC
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
5B3
5B4
4000K
4500K
5B2
5C2
5C1
5D3
5C3
5C4
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
5A4
5A3
5A1
5A2
5B1
5D1
5D2
5D4
4D
4B
4C
4A
BBL
MBFF-FSC, Color Grouping
Chromaticity coordinate groups are measured with an accuracy of ± 0.01.
White Bin Structure
Bin
4A
4B
4C
4D
5A1
5A2
5A3
5A4
5B1
5B2
5B3
5B4
0.3530
0.3597
0.3548
0.3736
0.3641
0.3804
0.3615
0.3659
0.3670
0.3578
0.3686
0.3649
0.3744
0.3685
0.3726
0.3612
0.3702
0.3722
0.3719
0.3797
0.3782
0.3837
0.3763
0.3760
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3615
0.3659
0.3641
0.3804
0.3736
0.3874
0.3702
0.3722
0.3686
0.3649
0.3702
0.3722
0.3763
0.3760
0.3744
0.3685
0.3719
0.3797
0.3736
0.3874
0.3802
0.3916
0.3782
0.3837
0.3590
0.3521
0.3615
0.3659
0.3702
0.3722
0.3670
0.3578
0.3744
0.3685
0.3763
0.3760
0.3825
0.3798
0.3804
0.3721
0.3782
0.3837
0.3802
0.3916
0.3869
0.3958
0.3847
0.3877
0.3512
0.3465
0.3530
0.3597
0.3615
0.3659
0.3590
0.3521
0.3726
0.3612
0.3744
0.3685
0.3804
0.3721
0.3783
0.3646
0.3763
0.3760
0.3782
0.3837
0.3847
0.3877
0.3825
0.3798
1
2
3
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com