công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL-4251 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL-4251
Giải thích chi tiết về linh kiện  Through Hole Lamp
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL-4251 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL-4251 Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL-4251 Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL-4251 Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL-4251 Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL-4251 Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
L I T E - O N
E L E C T R O N I C S , I N C .
P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
Features
* High Intensity.
* Popular T-1 diameter package.
* Selected minimum intensities.
* Wide viewing angle.
* General purpose leads.
* Reliable and rugged.
Package Dimensions
Part No.
Lens
Source Color
LTL-4251
Yellow Diffused
Yellow
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25mm(.010") unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.0mm(.04") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.
Part No. : LTL-4251
Page :
1
of
4
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com