công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CL821 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Lumins Inc.

tên linh kiện CL821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUMINIS [Lumins Inc.]
Trang chủ  http://www.luminis.com
Logo LUMINIS - Lumins Inc.

CL821 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Lumins Inc.

  CL821 Datasheet HTML 1Page - Lumins Inc. CL821 Datasheet HTML 2Page - Lumins Inc. CL821 Datasheet HTML 3Page - Lumins Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LUMINIS.COM
Luminaires may be altered for design improvement or discontinued without prior notice.
Toll free: 866.586.4647 Fax: 514.683.8872
260 Labrosse, Pointe-Claire (QC) Canada H9R 5L5
LUMINIS
TYPE:
QUANTITY:
PROJECT:
CATALOG
NUMBER:
FIXTURE
WATTAGE
COLUMN
VOLTAGE
FINISH
OPTION
OPTION
OPTION
1
1
5
4
3
2
6
CL821
1- Heavycastaluminumtopcoverwith
embeddedheatsink.
2- Opticalsystemassembly.
3- Ø8”(203)highimpactUVstabilized
clearacryliccylinder.Availablein24”
(610)clearacryliclength.
4- Ø1/2”(13)aluminumstruts.
5- Castaluminumdriverhousing.
6- Ø8”(203)extrudedaluminumcolumn
withbuilt-incastinnermountingbase
plateandaccesscover.
MATERIALS
LumiSTIKcolumnismadeof6061-T6extrudedaluminumalloy.Allothercast
partsarecorrosionresistant356aluminumalloywithacopper(CU)contentof
lessthan0.1%.
COBLEDisassembledonathickpadhousingchamberdesignedwitha
heatsinkpatterntooptimizeheatdissipationandluminaireefficacy.The
powersupplyisenclosedinanisolatedchamberallowingquickaccessfor
electricalmaintenancewithoutdisturbingtheopticalchamber.
COBLEDisremovableandreplaceableforeaseofmaintenanceorlighting
upgrade.
ELECTRICAL
LED
DRIVER
Standarddriveris0-10Vdimming-ready(dimsto10%)with:
120-277multi-voltcompatibility(50-60Hz),operating
temperaturerangeof-30ºC/-22ºFto60ºC/140ºF,outputover
voltageprotection,outputovercurrentprotectionandoutput
shortcircuitprotectionwithauto-recovery.
LED
TypeIIIorVlightdistribution.Standard4000KCCT/80CRI.
Optional2700K,3000Kand3500K.RemovablemodularLED
platform.
LIFE
50,000hrsL
85B50(basedonIESNATM-21TestMethodandLM-80data).
FINISH
Five-stagepreparationprocessincludingpreheatingofcastaluminumpartsforair
extraction,andanenvironmentallyfriendlyalloysealant.Polyesterpowdercoating
isappliedthroughanelectrostaticprocessandovencuredforlongtermfinish.
MOUNTING
LumiSTIKcolumnisdesignedforeaseofaccessandinstallation.
Foroverallheightsof72”(6FT)to240”(20FT):columnissecuredwithasetof
(4)3/4”-10x18”LGgalvanizedanchorbolts.
Foroverallheightsabove240”(20FT):columnissecuredwithasetof(4)1”-8x
36”LGgalvanizedanchorbolts.
Accessibilityisdonethroughaflushmount4”X7”(100X178)handholecover
plate.Refertopage3formountinginformation.
CERTIFICATION
TestedtoUL1598andCSA22.2#250.ETLlistedwetlocation.
Photometrictestingperformedbyanindependentlaboratoryinaccordance
withIESLM-79-08standardsat25ºC.Lumendepreciationinaccordancewith
IESNALM80standards.CEcertificationonrequest.
RatedIP65
CL821 SERIES
LumiSTIK - LED
8” COLUMN
CL821-24”(610)
LumiStick
OAH
Min:72”
Max:264”


Số phần tương tự - CL821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumins Inc.
CL820 LUMINIS-CL820 Datasheet
268Kb / 3P
LED array
CL822 LUMINIS-CL822 Datasheet
189Kb / 3P
LED array
CL823 LUMINIS-CL823 Datasheet
193Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with integral LED heat dissipating pad
More results

Mô tả tương tự - CL821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumins Inc.
SY300 LUMINIS-SY300 Datasheet
397Kb / 2P
Cast aluminum top cover.
SY305 LUMINIS-SY305 Datasheet
371Kb / 2P
Cast aluminum top cover.
W110 LUMINIS-W110 Datasheet
491Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink.
W135 LUMINIS-W135 Datasheet
465Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink.
W140 LUMINIS-W140 Datasheet
912Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink.
CL613 LUMINIS-CL613 Datasheet
196Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with integral LED heat dissipating pad
CL624 LUMINIS-CL624 Datasheet
209Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink
CL813 LUMINIS-CL813 Datasheet
193Kb / 2P
Heavy cast aluminum top cover with integral LED heat dissipating pad
CL843 LUMINIS-CL843 Datasheet
579Kb / 3P
Heavy cast aluminum top cover with embedded heat sink
EC640 LUMINIS-EC640 Datasheet
374Kb / 3P
Heavy cast aluminum cover with integral LED heat dissipating pad
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com