công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG46169 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Dialog Semiconductor

tên linh kiện SLG46169
Giải thích chi tiết về linh kiện  GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

SLG46169 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Dialog Semiconductor

Back Button SLG46169 Datasheet HTML 76Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 77Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 78Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 79Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 80Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 81Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 82Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 83Page - Dialog Semiconductor SLG46169 Datasheet HTML 84Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 102 page
background image
000-0046169-105
Page 79 of 101
SLG46169
18.4 Oscillator Accuracy
Note: OSC power setting: Force Power On; Clock to matrix input - enable; Bandgap: turn on by register - enable.
Note: For more information see section 5.10 OSC Specifications.
Figure 41. RC Oscillator Frequency vs. Temperature, RC OSC0=2 MHz
Figure 42. RC Oscillator Frequency vs. Temperature, RC OSC0=25 kHz
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
T (°C)
Fmax @ VDD=1.8 V
Fmin @ VDD=1.8 V
Fmax @ VDD=3.3 V
Fmin @ VDD=3.3 V
Fmax @ VDD=5.0 V
Fmin @ VDD=5.0 V
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
T (°C)
Fmax @ VDD=1.8 V
Fmin @ VDD=1.8 V
Fmax @ VDD=3.3 V
Fmin @ VDD=3.3 V
Fmax @ VDD=5.0 V
Fmin @ VDD=5.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com