công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA231AIYFFR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA231AIYFFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  High- or Low-Side Measurement, Bidirectional Current and Power Monitor With 1.8-V I2C Interface
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA231AIYFFR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button INA231AIYFFR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments INA231AIYFFR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 44 page
background image
Time (1 ms/div)
Time (100 µs/div)
31
INA231
www.ti.com
SBOS644B – FEBRUARY 2013 – REVISED AUGUST 2017
Product Folder Links: INA231
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013–2017, Texas Instruments Incorporated
Typical Applications (continued)
Configuration register = 4005h
Mask/Enable register = 8008h
Alert Limit register = 4E20h,
tCT = 140 µs
Figure 30. Alert Response
Configuration register = 4125h
Mask/Enable register = 8008h
Alert Limit register = 4E20h,
tCT = 1.1 ms
Figure 31. Alert Response



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com