công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

417277-2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 417277-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fiber Optic Attenuators
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

417277-2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  417277-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 417277-2 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Fiber Optic Attenuators
PDF Datasheet -Revised 11/01
Only available as PDF at:
http://www.amp.com/fiberoptics/documents/1309087.pdf
Copyright 2001 by Tyco Electronics. All Rights Reserved. AMP and Tyco are trademarks. Dimensions are in millimeters with inches in brackets.
Other products, logos, and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
©
4
For drawings, technical data or samples, contact your Tyco Electronics sales engineer, call 1-800-522-6752, or visit our Website at:
http://www.amp.com/fiberoptics/attenuators/attenuator_family.stm. Specifications subject to change. Consult Tyco Electronics for latest specifications.
D4 Attenuator
Dual Window Attenuators
Part
Bandpass
Numbers
1310/1550nm
±25nm
Attenuation
D4/PC
(dB)
R[-45 dB
5
1-209570-5
10
1-209570-0
15
1-209570-5
20
2-209570-0
Singlemode
D4 Attenuators, Build Out Style
Fixed Value
Note: Attenuation Tolerance, Ambient ---
á 5 dB: 6 .15 x nominal
attenuation value
< 5 dB: 6 0.75 dB
R=Reflectance
Note: Additional attenuation values
available upon request.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com