công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2218F/2TDHHO bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ebm-papst

tên linh kiện 2218F/2TDHHO
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC axial fans
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

2218F/2TDHHO bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ebm-papst

  2218F/2TDHHO Datasheet HTML 1Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Air performance measured according to: ISO 5801.
Installation category A, without contact protection.
Noise: Total sound power level LWA ISO 103002
measured on a hemisphere with a radius of 2 m.
Sound pressure level LpA measured at 1 m distance from
fan axis.
The values given are applicable only under the specified
measuring conditions and may differ depending on the
installation conditions.
In the event of deviation from the standard configuration,
the parameters must be checked after installation!
For detailed information see
http://www.ebmpapst.com/general conditions
– Possible special versions:
(See chapter DC fans - specials)
- Speed signal
- Go / NoGo alarm
- Alarm with speed limit
- External temperature sensor
- Internal temperature sensor
- PWM control input
- Analog control input
- Multi-option control input
- Moisture protection
- Salt spray protection
- Degree of protection: IP 54
Max.
1220 m3/h
Type
m3/h
cfm
VDC
VDC
dB(A) Bel(A)
/
Watts
rpm-1
°C
Hours
Hours
2214 F/2 TDHO
790
465
24
16...30
62
7.1
35
4250
-20...+75
90 000 / 42 500
152 500
¿
2214 F/2 TDHHO
940
553
24
16...36
66
7.4
48
5000
-20...+70
85 000 / 42 500
142 500
¡
2218 F/2 TDHO
790
465
48
36...57
62
7.1
35
4250
-20...+75
90 000 / 42 500
152 500
¿
2218 F/2 TDHHO
940
553
48
36...72
66
7.4
48
5000
-20...+70
85 000 / 42 500
142 500
¡
2218 F/2 TDH4P
1220
718
48
36...72
72
8.2
103
6500
-20...+65
70 000 / 40 000
117 500
¬
Subject to change
– Material:
Housing: Die-cast aluminum
Impeller: GRP1) (PA)
– Direction of air flow: Exhaust over struts
– Direction of rotation: Counterclockwise,
looking towards rotor
– Connection:
Via single wires AWG 18, 20 or
AWG 22, TR 64, speed signal
and control input AWG 22
– Highlights:
Highly efficient and smoothly
operating 3-phase fan drive
Housing with grounding lug
for screw M4 x 8 (Torx)
– Weight:
1000 g
1) Fiberglass-reinforced plastic
7.6 deep
Speed control range from 1000 rpm-1 up to maximum nominal speed.
Standstill at 0% PWM, Type O: standstill if control wire is interrupted; Type P: maximum speed if control wire is interrupted.
* Power consumption at free air flow. These values can be significantly higher in the operating point.
Tin-pla
ted
81
Finger guards
from p. 242
6
3
4
3
6
7
7
4
-
7
1
7
4
4
3
7
8
1
4
-
6
1
1
6
4
3
7
8
3
6
-
5
8
1
6
4
3
7
8
3
6
-
4
6
DC axial fans
220 x 200 x 51 mm
Series 2200 FTD
Nominal data


Số phần tương tự - 2218F/2TDHHO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ebm-papst
2218F EBMPAPST-2218F Datasheet
257Kb / 4P
DC axial fan
More results

Mô tả tương tự - 2218F/2TDHHO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETRI
158DL5LP11000 ETRI-158DL5LP11000 Datasheet
220Kb / 1P
DC Axial Fans
230DL1LP11000 ETRI-230DL1LP11000 Datasheet
211Kb / 1P
DC Axial Fans
246DS1LP11000 ETRI-246DS1LP11000 Datasheet
183Kb / 1P
DC Axial Fans
260DL5LP11000 ETRI-260DL5LP11000 Datasheet
203Kb / 1P
DC Axial Fans
281DL1LP11000B ETRI-281DL1LP11000B Datasheet
159Kb / 1P
DC Axial Fans
282DL1LP11000 ETRI-282DL1LP11000 Datasheet
213Kb / 1P
DC Axial Fans
291DL5LP11000 ETRI-291DL5LP11000 Datasheet
212Kb / 1P
DC Axial Fans
299DL1LP11000 ETRI-299DL1LP11000 Datasheet
184Kb / 1P
DC Axial Fans
352DS1LM11000 ETRI-352DS1LM11000 Datasheet
190Kb / 1P
DC Axial Fans
logo
List of Unclassifed Man...
F1238S-H ETC2-F1238S-H Datasheet
350Kb / 1P
DC AXIAL FANS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com