công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IW3659 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Dialog Semiconductor

tên linh kiện IW3659
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Stage SSL LED Driver for Dimmable Retrofit Lamps up to 25W
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

IW3659 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Dialog Semiconductor

  IW3659 Datasheet HTML 1Page - Dialog Semiconductor IW3659 Datasheet HTML 2Page - Dialog Semiconductor IW3659 Datasheet HTML 3Page - Dialog Semiconductor IW3659 Datasheet HTML 4Page - Dialog Semiconductor IW3659 Datasheet HTML 5Page - Dialog Semiconductor IW3659 Datasheet HTML 6Page - Dialog Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
iW3659
Single-Stage SSL LED Driver for
Dimmable Retrofit Lamps up to 25W
Rev. 0.11 Preliminary
Product Summary
© 2017 Dialog Semiconductor
www.dialog-semiconductor.com
4 of 6
06-April-2017
Absolute maximum ratings are the parameter values or ranges which can cause permanent damage if exceeded.
5 Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Units
DC supply voltage range (pin 1)
VCC
-0.3 to 6.0
V
COMP (pin 5)
-0.3 to 6.0
V
SOURCE (pin 3)
35
V
ISENSE (pin 2)
-0.3 to 6.0
V
CFG (pin 6)
-0.3 to 6.0
V
Maximum junction temperature
TJMAX
150
°C
Operating junction temperature
TJOPT
-40 to 150
°C
Storage temperature
TSTG
-65 to 150
°C
Thermal resistance junction-to-ambient
θJA
TBD
°C/W
ESD rating per JEDEC JESD22-A114
TBD
V
Latch-up test per JESD78D
TBD
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com